Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL103_15 Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL103_15
Szczegółowy opis  Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL103/ADXL203
Data Sheet
Rev. E | Page 8 of 16
0
45
20
25
30
35
40
15
10
5
SELF-TEST OUTPUT (V)
Figure 15. X-Axis Self-Test Response at 25°C
TEMPERATURE (°C)
0.50
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.85
0.90
Figure 16. Self-Test Response vs. Temperature
0
45
20
25
30
35
40
15
10
5
SELF-TEST OUTPUT (V)
Figure 17. Y-Axis Self-Test Response at 25°C
0
80
70
60
50
40
30
20
10
90
100
CURRENT (µA)
3V
5V
Figure 18. Supply Current at 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl