Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL193_15 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADXL193_15
Szczegółowy opis  Single-Axis, High-g, iMEMS Accelerometers
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 5 page
background image
ADXL193
Rev. B | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
NC = NO CONNECT
NC
1
NC
2
COM
3
VDD
7
XOUT
6
NC
5
ST
TOP VIEW
(Not to Scale)
ADXL193
4
VDD2
8
Figure 2. Pin Configuration
Table 3. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
1
NC
Do Not Connect
2
NC
Do Not Connect
3
COM
Common
4
ST
Self-Test
5
NC
Do Not Connect
6
XOUT
X Channel Output
7
VDD
3.5 V to 6 V
8
VDD2
3.5 V to 6 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl