Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL202_15 Datasheet(Arkusz danych) 4 Page - Analog Devices

Numer części ADXL202_15
Szczegółowy opis  Accelerometers with Digital Output
Pobierz  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 4 page
background image
ADXL202/ADXL210
REV. B
–4–
TEMPERATURE – C
1.06
0.94
–45
90
–30
–15
0
1530456075
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
Figure 2. Normalized DCM Period (T2) vs. Temperature
TEMPERATURE – C
0.8
–0.2
–0.8
–40
90
–30 –20 –10
0
1020
304050
6070
80
0.6
0
–0.4
–0.6
0.4
0.2
Figure 3. Typical Zero g Offset vs. Temperature
TEMPERATURE – C
0.7
0
–40
100
–20
0
2040
6080
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5
VS = 5 VDC
VS = 3.5 VDC
Figure 4. Typical Supply Current vs. Temperature
(@ +25 C RSET = 125 k , VDD = +5 V, unless otherwise noted)
TYPICAL CHARACTERISTICS
TEMPERATURE – C
4%
3%
–4%
–40
85
25
0%
–1%
–2%
–3%
2%
1%
Figure 5. Typical X Axis Sensitivity Drift Due to
Temperature
0
0.4
0.8
1.2
1.4
FREQUENCY – ms
3
2
1
0
CFILT = 0.01 F
Figure 6. Typical Turn-On Time
g/DUTY CYCLE OUTPUT
20
6
0
–0.87g
–0.64g
–0.41g –0.17g
0.06g
0.29g
0.52g
0.75g
18
8
4
2
14
10
16
12
Figure 7. Typical Zero g Distribution at +25
°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl