Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL203_15 Datasheet(Arkusz danych) 11 Page - Analog Devices

Numer części ADXL203_15
Szczegółowy opis  Precision 1.7 g, 5 g, 18 g Single-/ Dual-Axis iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 11 page
background image
Data Sheet
ADXL103/ADXL203
Rev. E | Page 11 of 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
SELF-TEST OUTPUT (V)
Figure 31. X-Axis Self Test Response at 25°C
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
–50
–25
0
25
50
75
100
125
TEMPERATURE (°C)
Figure 32. Sensitivity vs. Temperature; Parts Soldered to PCB
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SELF-TEST OUTPUT (V)
Figure 33. Y-Axis Self Test Response at 25°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CURRENT (µA)
25°C
105°C
Figure 34. Supply Current vs. Temperature




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl