Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL311_15 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXL311_15
Szczegółowy opis  Ultracompact 2g Dual-Axis Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXL311
Rev. B | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VOLTS
1.61
1.33
1.37
1.41
1.49
1.45
1.53
1.57
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Figure 3. X-Axis 0 g BIAS Output Distribution
VOLTS
1.61
1.33
1.37
1.45
1.41
1.49
1.57
1.53
14
12
10
8
6
4
2
0
Figure 4. Y-Axis 0 g BIAS Output Distribution
V/g
0.187
0.163
0.167
0.171
0.175
0.183
0.179
30
25
20
15
10
5
0
Figure 5. X-Axis Output Sensitivity Distribution at XOUT
V/g
0.191
0.163
0.167
0.171
0.179
0.175
0.183
0.187
30
25
20
15
10
5
0
Figure 6. Y-Axis Sensitivity Distribution at YOUT
TEMPERATURE (°C)
80
0
204060
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
Figure 7. Normalized Sensitivity vs. Temperature
NOISE DENSITY (
µ/g Hz)
550
150
200
250
350
450
300
400
500
30
25
20
15
10
5
0
Figure 8. Noise Density Distribution




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl