Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL311_15 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL311_15
Szczegółowy opis  Ultracompact 2g Dual-Axis Accelerometer
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL311
Rev. B | Page 7 of 12
TEMPERATURE (°C)
80
0
204060
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
Figure 9. Typical Supply Current vs. Temperature
TIME (ms)
0
0.4
0.8
1.2
1.4
3
2
1
0
CFILT = 0.01µF
VDD
XOUT
Figure 10. Typical Turn-On Time




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl