Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL320_15 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXL320_15
Szczegółowy opis  Small and Thin 5 g iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXL320
Rev. 0 | Page 6 of 16
tP
tL
t25°C TO PEAK
tS
PREHEAT
CRITICAL ZONE
TL TO TP
TIME
RAMP-DOWN
RAMP-UP
TSMIN
TSMAX
TP
TL
Figure 3. Recommended Soldering Profile
Table 4. Recommended Soldering Profile
Profile Feature
Sn63/Pb37
Pb-Free
Average Ramp Rate (TL to TP)
3°C/second max
3°C/second max
Preheat
Minimum Temperature (TSMIN)
100°C
150°C
Maximum Temperature (TSMAX)
150°C
200°C
Time (TSMIN to TSMAX), tS
60 − 120 seconds
60 − 150 seconds
TSMAX to TL
Ramp-Up Rate
3°C/second
3°C/second
Time Maintained Above Liquidous (TL)
Liquidous Temperature (TL)
183°C
217°C
Time (tL)
60 − 150 seconds
60 − 150 seconds
Peak Temperature (TP)
240°C + 0°C/−5°C
260°C + 0°C/−5°C
Time within 5°C of Actual Peak Temperature (tP)
10 − 30 seconds
20 − 40 seconds
Ramp-Down Rate
6°C/second max
6°C/second max
Time 25°C to Peak Temperature
6 minutes max
8 minutes max




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl