Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL320_15 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXL320_15
Szczegółowy opis  Small and Thin 5 g iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXL320
Rev. 0 | Page 7 of 16
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (VS = 3.0 V)
25
0
5
10
15
20
1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
OUTPUT (V)
Figure 4. X-Axis Zero g Bias Deviation from Ideal at 25°C
35
0
5
10
15
20
25
30
–2.8–2.4 –2.0 –1.6–1.2 –0.8 –0.4 0
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/
°C)
Figure 5. X-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
90
0
10
20
30
40
50
70
80
60
164
184
182
180
178
176
174
172
170
168
166
SENSITIVITY (mV/g)
Figure 6. X-Axis Sensitivity at 25°C
25
0
5
10
15
20
1.40 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60
OUTPUT (V)
Figure 7. Y-Axis Zero g Bias Deviation from Ideal at 25°C
35
0
5
10
15
20
25
30
–2.8–2.4 –2.0 –1.6–1.2 –0.8 –0.4 0
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
TEMPERATURE COEFFICIENT (mg/
°C)
Figure 8. Y-Axis Zero g Bias Temperature Coefficient
70
0
10
20
30
40
50
60
164
184
182
180
178
176
174
172
170
168
166
SENSITIVITY (mV/g)
Figure 9. Y-Axis Sensitivity at 25°C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl