Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL320_15 Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL320_15
Szczegółowy opis  Small and Thin 5 g iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
ADXL320
Rev. 0 | Page 9 of 16
60
50
40
30
20
10
0
35
75
70
65
60
55
50
45
40
SELF-TEST (mV)
Figure 16. X-Axis Self-Test Response at 25°C
40
35
30
25
20
15
10
5
0
420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530
CURRENT (
μA)
Figure 17. Supply Current at 25°C
60
50
40
30
20
10
0
35
75
70
65
60
55
50
45
40
SELF-TEST (mV)
Figure 18. Y-Axis Self-Test Response at 25°C
Figure 19. Turn-On Time—CX, CY = 0.1 μF, Time Scale = 2 ms/DIV




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl