Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL322_15 Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXL322_15
Szczegółowy opis  Small and Thin 2 g Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 8 page
background image
ADXL322
Rev. 0 | Page 8 of 16
1.600
1.575
1.550
1.525
1.500
1.475
1.450
1.425
1.400
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
Figure 11. Zero g Bias vs. Temperature—Parts Soldered to PCB
70
60
50
40
30
20
10
0
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
NOISE
μg/ Hz
Figure 12. X-Axis Noise Density at 25°C
25
20
15
10
5
0
–5
–4
–3
–2
–1
01234
5
PERCENT SENSITIVITY (%)
Figure 13. Z vs. X Cross-Axis Sensitivity
0.440
0.435
0.430
0.425
0.420
0.415
0.410
0.405
0.400
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
Figure 14. Sensitivity vs. Temperature—Parts Soldered to PCB
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
NOISE
μg/ Hz
Figure 15. Y-Axis Noise Density at 25°C
30
25
20
15
10
5
0
–5
–4
–3
–2
–1
01234
5
PERCENT SENSITIVITY (%)
Figure 16. Z vs. Y Cross-Axis Sensitivity




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl