Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL323_15 Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL323_15
Szczegółowy opis  Small, Low Power, 2-Axis 3 g iMEMS Accelerometer
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
ADXL323
Rev. 0 | Page 9 of 16
90
80
70
60
0
10
20
30
40
50
–2.0
–1.6
–1.2
–0.8
–0.4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
DRIFT (%)
Figure 23. X-Axis Sensitivity Drift Over Temperature, VS = 3 V
100
0
–2.0
–1.6
–1.2
–0.8
–0.4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
DRIFT (%)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Figure 24. X-Axis Sensitivity Drift Over Temperature, VS = 5 V
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
–30
80
70
60
50
40
30
20
10
0
–10
–20
TEMPERATURE (°C)
N= 8
Figure 25. X-Axis Sensitivity vs. Temperature
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V
70
60
0
10
20
30
40
50
–2.0
–1.6
–1.2
–0.8
–0.4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
DRIFT (%)
Figure 26. Y-Axis Sensitivity Drift Over Temperature, VS = 3 V
80
0
–2.0
–1.6
–1.2
–0.8
–0.4
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
DRIFT (%)
70
60
50
40
30
20
10
Figure 27. Y-Axis Sensitivity Drift Over Temperature, VS = 5 V
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
–30
80
70
60
50
40
30
20
10
0
–10
–20
TEMPERATURE (°C)
N= 8
Figure 28. Y-Axis Sensitivity vs. Temperature
Eight Parts Soldered to PCB, VS = 3 V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl