Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS150_15 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS150_15
Szczegółowy opis  150/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXRS150
Rev. B | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
–0.05
0.05
0.15
0.25
TIME (sec)
4.5
3.0
0
0.5
1.5
1.0
2.5
2.0
4.0
3.5
0
0.10
0.20
Figure 4. Rate Sensing Start-Up Time
0
1200
2400
3600
TIME (sec)
2.570
2.540
2.545
2.555
2.550
2.565
2.560
600
1800
3000
Figure 5. Null Stability for 1 Hour
–55
–5
45
95
TEMPERATURE (°C)
3.4
1.8
2.4
2.8
2.6
3.2
3.0
–30
20
70
2.0
2.2
Figure 6. Temperature Sensor Output
0
60
120
180
TIME (sec)
2.570
2.540
2.545
2.555
2.550
2.565
2.560
30
90
150
NO PRIOR WARMUP, 0.6Hz SAMPLING
Figure 7. Null Settling Time
1
100
TIME (sec)
0.07
0
0.02
0.01
0.04
0.03
10
0.06
0.05
Figure 8. Root Allan Variance vs. Averaging Time
TEMPERATURE (°C)
2.5040
2.5010
2.5020
2.5015
2.5025
2.5035
2.5030
–40 –30 –20 –10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Figure 9. 2.5 V Voltage Reference vs. Temperature




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl