Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS150_15 Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS150_15
Szczegółowy opis  150/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 8 page
background image
ADXRS150
Rev. B | Page 8 of 12
Behavior under Various Shock Test Conditions
Figure 16. Shock Test 100 g, 5 ms in Lateral Axis (40 Hz)
Figure 17. Hi-g Shock Test in Lateral Axis (40 Hz)
Figure 18. Hi-g Shock in Rate Axis (40 Hz)
Figure 19. Shock Test 100 g, 5 ms in Longitudinal Axis (40 Hz)
Figure 20. Hi-g Shock Test, Lateral Axis, 10× Time Base (40 Hz)
Figure 21. Hi-g Shock, Rate Axis, BW Reduced to 8 Hz




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl