Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS300_15 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS300_15
Szczegółowy opis  300/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

   
 5 page
background image
ADXRS300
Rev. B | Page 5 of 8
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
AGND
TEMP
ST2
ST1
PGND
AVCC
CP1
CP2
CP4
RATEOUT
GF
E
D
C
B
A
7
6
5
4
3
2
1
CP5
CP3
PDD
CMID
SUMJ
2.5V
Figure 3. 32-Lead BGA (Bottom View)
Table 3. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
6D, 7D
CP5
HV Filter Capacitor—47 nF
6A, 7B
CP4
6C, 7C
CP3
Charge Pump Capacitor—22 nF
Charge Pump Capacitor—22 nF
5A, 5B
CP1
4A, 4B
CP2
Charge Pump Capacitor—22 nF
Charge Pump Capacitor—22 nF
3A, 3B
AVCC
+ Analog Supply
1B, 2A
RATEOUT
Rate Signal Output
1C, 2C
SUMJ
Output Amp Summing Junction
1D, 2D
CMID
HF Filter Capacitor—100 nF
1E, 2E
2.5V
2.5 V Precision Reference
1F, 2G
AGND
Analog Supply Return
3F, 3G
TEMP
Temperature Voltage Output
4F, 4G
ST2
Self-Test for Sensor 2
5F, 5G
ST1
Self-Test for Sensor 1
6G, 7F
PGND
Charge Pump Supply Return
6E, 7E
PDD
+ Charge Pump Supply




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl