Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS300_15 Datasheet(Arkusz danych) 8 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS300_15
Szczegółowy opis  300/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

   
 8 page
background image
ADXRS300
Rev. B | Page 8 of 8
OUTLINE DIMENSIONS
A
B
C
D
E
F
G
BOTTOM
VIEW
76
54
3
TOP VIEW
3.65 MAX
SEATING
PLANE
DETAIL A
BALL DIAMETER
7.00 BSC SQ
4.80 BSC
0.60
0.55
0.50
3.20
2.50
0.44
0.25
0.15 MAX
COPLANARITY
0.80
BSC
21
BALL A1
INDICATOR
A1 CORNER
INDEX AREA
DETAIL A
Figure 6. 32-Lead Chip Scale Ball Grid Array [CSPBGA]
(BC-32)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Temperature Range
Package Description
Package Outline
ADXRS300ABG
–40°C to +85°C
32-Lead BGA
BC-32
ADXRS300ABG-Reel
–40°C to +85°C
32-Lead BGA
BC-32
ADXRS300EB
Evaluation Board
© 2004 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners.
C03227–0–3/04(B)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl