Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL210_15 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADXL210_15
Szczegółowy opis  Accelerometers with Digital Output
Pobierz  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 5 page
background image
ADXL202/ADXL210
–5–
REV. B
DUTY CYCLE OUTPUT – % per
g
11.3
11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.6 12.8 13.1 13.3 13.5 13.7
9
8
0
4
3
2
1
6
5
7
Figure 8. Typical Sensitivity per g at +25
°C
CX, CY
BANDWIDTH
14
12
0
0.01 F
500Hz
0.47 F
10Hz
0.047 F
100Hz
0.1 F
50Hz
8
6
4
2
10
Figure 9. Typical Noise at XFILT Output
NUMBER OF AVERAGE SAMPLES
14
12
0
164
4
16
8
6
4
2
10
CFILT = 0.047 F
BW = 100Hz
CFILT = 0.1 F
BW = 50Hz
CFILT = 0.47 F
BW = 10Hz
CFILT = 0.01 F
BW = 500Hz
T2 = 1ms
Figure 10. Typical Noise at Digital Outputs
DEGREES OF MISALIGNMENT
20
6
0
18
8
4
2
16
12
14
10
Figure 11. Rotational Die Alignment




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl