Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BZX55C30 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części BZX55C30
Szczegółowy opis  Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BZX55C30 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BZX55C30 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BZX55C30 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BZX55C30 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DIP Type
www.kexin.com.cn
3
Diodes
Typical Characterisitics
0
100
200
300
400
500
0
5
10
15
20
l, LEAD LENGTH (mm)
Fig. 2, Thermal Resistance vs Lead Length
0
50
100
150
200
0
5
10
15
20
25
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 3, Diode Capacitance vs Zener Voltage
V = 2V
R
T = 25C
j
1
10
100
1000
0
5
10
15
20
25
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 4, Differential Zener Impedance
I = 1m A
Z
5m A
10m A
T = 25°
C
j
0
100
200
300
400
500
0
40
80
120
160
200
T , AMBIENT TEMPERATURE
A
Fig.1, Power Dissipation vs Ambient Temperature
Zener Diodes
BZX55C2V4 ~ BZX55C75
(KZX55C2V4 ~ KZX55C75)


Podobny numer części - BZX55C30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZX55C30 SUNMATE-BZX55C30 Datasheet
1Mb / 2P
   500mW Axial Leaded Small Signal Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX55C30 VISHAY-BZX55C30 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Yangzhou yangjie electr...
BZX55C30 YANGJIE-BZX55C30 Datasheet
196Kb / 5P
   Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX55C30 VISHAY-BZX55C30 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C30 LUGUANG-BZX55C30 Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Podobny opis - BZX55C30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com