Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS401_15 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS401_15
Szczegółowy opis  75/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 5 page
background image
ADXRS401
Rev. 0 | Page 5 of 12
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
AGND
TEMP
ST2
ST1
PGND
AVCC
CP1
CP2
CP4
RATEOUT
GF
E
D
C
B
A
7
6
5
4
3
2
1
CP5
CP3
PDD
CMID
SUMJ
2.5V
Figure 3. BGA-32 (Bottom View)
Table 3. Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
6D, 7D
CP5
HV Filter Capacitor to Ground – 1 µF 20 V minimum
6A, 7B
CP4
Charge Pump Capacitor – 22 nF
6C, 7C
CP3
Charge Pump Capacitor – 22 nF
5A, 5B
CP1
Charge Pump Capacitor – 22 nF
4A, 4B
CP2
Charge Pump Capacitor – 22 nF
3A, 3B
AVCC
+ Analog Supply
1B, 2A
RATEOUT
Rate Signal Output
1C, 2C
SUMJ
Output Amp Summing Junction
1D, 2D
CMID
HF Filter Capacitor – 100 nF
1E, 2E
V2.5
2.5 V Precision Reference
1F, 2G
AGND
Analog Supply Return
3F, 3G
TEMP
Temperature Voltage Output
4F, 4G
ST2
Self-Test for Sensor 2
5F, 5G
ST1
Self-Test for Sensor 1
6G, 7F
PGND
Charge Pump Supply Return
6E, 7E
PDD
+ Charge Pump Supply




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl