Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS401_15 Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS401_15
Szczegółowy opis  75/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXRS401
Rev. 0 | Page 7 of 12
10
2.50
2.49
2.48
2.47
2.46
2.45
05
TIME (Seconds)
RATE AXIS (1/60 SEC SAMPLE RATE)
Figure 10. 10 g Random Vibration in Rate Axis Orientation
2.50
2.49
10g
0g
2.48
2.47
2.46
2.45
05
TIME (Seconds)
PACKAGE LATERAL AXIS (0.5s AVERAGE)
10
Figure 11. 10 g Random Vibration in Package-Lateral Axis Orientation
2.50
2.49
0g
10g
2.48
2.47
2.46
2.45
05
TIME (Seconds)
PACKAGE LONGITUDINAL AXIS (0.5s AVERAGE)
10
Figure 12. 10 g Random Vibration in Package-Longitudinal Axis Orientation
2.50
2.49
0g
10g
2.48
2.47
2.46
2.45
05
TIME (Seconds)
RATE AXIS (0.5s AVERAGE)
10
Figure 13. 10 g Random Vibration in Rate Axis Orientation




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl