Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS401_15 Datasheet(Arkusz danych) 11 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS401_15
Szczegółowy opis  75/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 11 page
background image
ADXRS401
Rev. 0 | Page 11 of 12
10
2.60
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
02
46
8
TIME (Seconds)
Figure 17. Random Vibration (Lateral) 2 Hz to 40 Hz 3.2 g rms
2.60
2.50
2.52
2.54
2.56
2.58
02
46
8
TIME (Seconds)
10
Figure 18. Random Vibration (Lateral) 10 kHz to 20 kHz
at 0.01 g/
Hz with 60 Hz Sampling and 0.5 Sec Averaging
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
02
46
8
TIME (Seconds)
10
SHAKING 2.5mV rms
STATIC 0.8mV rms
Figure 19. Random Vibration (Lateral) 10 kHz to 20 kHz
at 0.01 g/
Hz with 60 Hz Sampling and 0.5 Sec Averaging
0.07
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
10
100
TIME (Seconds)
Figure 20. Root Allen Variance vs. Averaging Time




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl