Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS612_15 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS612_15
Szczegółowy opis  250/sec Yaw Rate Gyro
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXRS612
Rev. 0 | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N > 1000 for all typical performance plots, unless otherwise noted.
16
0
2
4
6
8
10
12
14
VOLTS
Figure 4. Null Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
25
0
5
10
15
20
(°/sec/°C)
Figure 5. Null Drift over Temperature (VRATIO = 5 V)
30
0
5
10
15
20
25
6.36.46.56.66.76.86.97.07.17.27.37.47.57.6 7.7
(mV/°/sec)
Figure 6. Sensitivity at 25°C (VRATIO = 5 V)
25
0
5
10
15
20
–7
–5 –4
–6
–3 –2 –1
0
1
2
3
4
5
6
7
% DRIFT
Figure 7. Sensitivity Drift over Temperature
45
40
35
30
25
0
5
10
15
20
–675
–625
–575
–525
–425
–475
–375
(mV)
Figure 8. ST1 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)
45
40
35
30
25
0
5
10
15
20
375
425 450
400
475 500 525 550
600 625
575
650 675
(mV)
Figure 9. ST2 Output Change at 25°C (VRATIO = 5 V)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl