Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PZT987A Arkusz danych(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

Numer części PZT987A
Szczegółowy opis  Medium Power High Gain Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Strona internetowa  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

PZT987A Arkusz danych(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  PZT987A_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH PZT987A_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
PZT987A
PNP Silicon Planar
01-Jun-2002 Rev. A
Page2 of 2
Medium Power High Gain Transistor
Characteristics Curve


Podobny numer części - PZT987A_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZT987A SECOS-PZT987A Datasheet
1Mb / 2P
   Medium Power High Gain Transistor
More results

Podobny opis - PZT987A_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZT987A SECOS-PZT987A Datasheet
1Mb / 2P
   Medium Power High Gain Transistor
logo
Rohm
2SD2114K ROHM-2SD2114K_12 Datasheet
164Kb / 4P
   High-current Gain Medium Power Transistor
logo
Diodes Incorporated
FZT694B DIODES-FZT694B_16 Datasheet
751Kb / 7P
   120V NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
FZT1051A DIODES-FZT1051A_15 Datasheet
817Kb / 7P
   40V NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
FZT1149A DIODES-FZT1149A_16 Datasheet
566Kb / 7P
   25V PNP MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
ZXT690BK DIODES-ZXT690BK_15 Datasheet
251Kb / 7P
   45V NPN HIGH GAIN MEDIUM POWER TRANSISTOR
FZT1048A DIODES-FZT1048A_18 Datasheet
676Kb / 7P
   17.5V NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
ZXT690BK DIODES-ZXT690BK Datasheet
305Kb / 7P
   45V NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
FZT688B DIODES-FZT688B Datasheet
663Kb / 7P
   12V NPN MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
ZXTP25020DG DIODES-ZXTP25020DG_15 Datasheet
581Kb / 7P
   20V PNP MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com