Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF3708S Arkusz danych(PDF) 9 Page - International Rectifier

Numer części IRF3708S
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3708S Arkusz danych(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF3708S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3708S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF3708/3708S/3708L
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)


Podobny numer części - IRF3708S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF3708S IRF-IRF3708S Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3708S KERSEMI-IRF3708S Datasheet
1Mb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
International Rectifier
IRF3708SPBF IRF-IRF3708SPBF Datasheet
282Kb / 11P
   SMPS MOSFET HEXFET짰Power MOSFET
IRF3708SPBF IRF-IRF3708SPBF Datasheet
283Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters
IRF3708STRR IRF-IRF3708STRR Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
More results

Podobny opis - IRF3708S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7467 IRF-IRF7467 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=11A)
IRF3707 IRF-IRF3707 Datasheet
143Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12.5mohm, Id=62A)
IRL3103S IRF-IRL3103S Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRFZ48V IRF-IRFZ48V Datasheet
111Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
IRFZ44VZ IRF-IRFZ44VZ Datasheet
298Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=57A)
IRF1010E IRF-IRF1010E Datasheet
195Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V,Rds(on)=12mohm,Id=84A?
IRFIZ48V IRF-IRFIZ48V Datasheet
93Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=39A)
IRFZ48VS IRF-IRFZ48VS Datasheet
282Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=72A)
IRF1010ES IRF-IRF1010ES Datasheet
123Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=84A??
IRFP3703 IRF-IRFP3703 Datasheet
236Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=0.0028ohm, Id=210A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com