Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF520VS Arkusz danych(PDF) 9 Page - International Rectifier

Numer części IRF520VS
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF520VS Arkusz danych(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF520VS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF520VS/IRF520VL
www.irf.com
9
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
EXAMPLE:
THIS IS AN IRL3103L
LOT CODE 1789
ASSEMBLY
PART NUMBER
DATE CODE
WEEK 19
LINE C
LOT CODE
YEAR 7 = 1997
ASSEMBLED ON WW 19, 1997
IN THE ASSEMBLY LINE "C"
LOGO
RECTIFIER
INTERNATIONAL


Podobny numer części - IRF520VS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF520VSPBF IRF-IRF520VSPBF Datasheet
225Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRF520VS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF520V IRF-IRF520V Datasheet
200Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRC540 IRF-IRC540 Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.077ohm, Id=28A)
IRFRU5410 IRF-IRFRU5410 Datasheet
215Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.205ohm, Id=-13A)
IRF9520N IRF-IRF9520N Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.48ohm, Id=-6.8A)
IRF1310N IRF-IRF1310N Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRF9530NS IRF-IRF9530NS Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
IRF3710S IRF-IRF3710S Datasheet
184Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.025ohm, Id=57A)
IRF5210 IRF-IRF5210 Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.06ohm, Id=-40A)
IRF540N IRF-IRF540N Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=44mohm, Id=33A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com