Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF520VS Arkusz danych(PDF) 10 Page - International Rectifier

Numer części IRF520VS
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF520VS Arkusz danych(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRF520VS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF520VS Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
IRF520VS/IRF520VL
10
www.irf.com
Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for the Industrial market.
Qualification Standards can be found on IR’s Web site.
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.01/02
Dimensions are shown in millimeters (inches)
D2Pak Tape & Reel Information
3
4
4
TR R
F E E D DIR E CT IO N
1.85 (.073)
1.65 (.065)
1.60 (.063)
1.50 (.059)
4.10 (.161)
3.90 (.153)
TR L
F E ED DIR E CT IO N
10.90 (.42 9)
10.70 (.42 1)
16.10 (.634)
15.90 (.626)
1.75 (.069 )
1.25 (.049 )
1 1.60 (.45 7)
1 1.40 (.44 9)
1 5.42 (.6 09)
1 5.22 (.6 01)
4.7 2 (.13 6)
4.5 2 (.17 8)
24.30 (.95 7)
23.90 (.94 1)
0.368 (.0145)
0.342 (.0135)
1.60 (.06 3)
1.50 (.05 9)
13.50 (.532)
12.80 (.504)
330.00
(14.173)
M AX.
27.40 (1.079)
23.90 (.941)
60.00 (2.362)
M IN.
30.40 (1.197)
MA X.
26.40 (1.039)
24.40 (.961)
NO TES :
1. CO MF OR MS TO EIA-418.
2. CO NT RO LLING D IM EN SIO N: M ILLIM ETER .
3. DIM ENS ION M EASUR ED @ HU B.
4. INC LUD ES F LANG E DIST ORT IO N @ O UT ER EDG E.


Podobny numer części - IRF520VS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF520VSPBF IRF-IRF520VSPBF Datasheet
225Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRF520VS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF520V IRF-IRF520V Datasheet
200Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRC540 IRF-IRC540 Datasheet
222Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.077ohm, Id=28A)
IRFRU5410 IRF-IRFRU5410 Datasheet
215Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.205ohm, Id=-13A)
IRF9520N IRF-IRF9520N Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.48ohm, Id=-6.8A)
IRF1310N IRF-IRF1310N Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRF9530NS IRF-IRF9530NS Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
IRF3710S IRF-IRF3710S Datasheet
184Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.025ohm, Id=57A)
IRF5210 IRF-IRF5210 Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.06ohm, Id=-40A)
IRF540N IRF-IRF540N Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=44mohm, Id=33A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com