Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF530S Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRF530S
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.16ohm, Id=14A)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF530S Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF530S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF530S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF530S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF530S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF530S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF530S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image


Podobny numer części - IRF530S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF530S IRF-IRF530S Datasheet
171Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF530S VISHAY-IRF530S Datasheet
177Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF530S KERSEMI-IRF530S Datasheet
916Kb / 8P
   Halogen-free According to IEC 61249-2-21
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF530S VBSEMI-IRF530S Datasheet
1,008Kb / 8P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF530S VISHAY-IRF530S Datasheet
218Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRF530S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRC503 IRF-IRC503 Datasheet
226Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.16ohm, Id=14A)
IRF530 IRF-IRF530 Datasheet
175Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.16ohm, Id=14A)
IRF9530NS IRF-IRF9530NS Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
IRF9530N IRF-IRF9530N Datasheet
113Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
IRFL014N IRF-IRFL014N Datasheet
144Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.16ohm, Id=1.9A)
IRF644 IRF-IRF644 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
IRFIZ24N IRF-IRFIZ24N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=14A)
IRFIZ24V IRF-IRFIZ24V Datasheet
83Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.060ohm, Id=14A)
IRFP450LC IRF-IRFP450LC Datasheet
340Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.40ohm, Id=14A)
IRFIZ24E IRF-IRFIZ24E Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.071ohm, Id=14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com