Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF5Y9540CM Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRF5Y9540CM
Szczegółowy opis  POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y9540CM Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF5Y9540CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.irf.com
5
IRF5Y9540CM
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1

Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
0
4
8
12
16
20
T , Case Temperature ( C)
°
C
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
-10V
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off)
tf


Podobny numer części - IRF5Y9540CM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

Podobny opis - IRF5Y9540CM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF5NJ9540 IRF-IRF5NJ9540 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRFP9140N IRF-IRFP9140N Datasheet
142Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540N IRF-IRF9540N Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540NS IRF-IRF9540NS Datasheet
187Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9140 IRF-IRF9140 Datasheet
148Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-18A)
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.035ohm, Id=18A*)
IRF5Y5305CM IRF-IRF5Y5305CM Datasheet
108Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-55V, Rds(on)=0.065ohm, Id=-18A*)
IRF5N5210 IRF-IRF5N5210 Datasheet
118Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-31A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com