Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF5Y9540CM Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRF5Y9540CM
Szczegółowy opis  POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y9540CM Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF5Y9540CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y9540CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRF5Y9540CM
6
www.irf.com
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
-5.0A
-7.0A
-11A
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
R G
IAS
0.0 1
tp
D.U.T
L
V DS
VDD
DRIV E R
A
15V
-20V
-10V
tp
V (BR)DSS
I AS
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
QG
QGS
QGD
VG
Charge
-10V
D.U.T.
VDS
ID
IG
-3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
-12V


Podobny numer części - IRF5Y9540CM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM_15 Datasheet
107Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

Podobny opis - IRF5Y9540CM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF5NJ9540 IRF-IRF5NJ9540 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRFP9140N IRF-IRFP9140N Datasheet
142Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540N IRF-IRF9540N Datasheet
125Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9540NS IRF-IRF9540NS Datasheet
187Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-23A)
IRF9140 IRF-IRF9140 Datasheet
148Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-18A)
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.035ohm, Id=18A*)
IRF5Y5305CM IRF-IRF5Y5305CM Datasheet
108Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-55V, Rds(on)=0.065ohm, Id=-18A*)
IRF5N5210 IRF-IRF5N5210 Datasheet
118Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.060ohm, Id=-31A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com