Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF9140 Arkusz danych(PDF) 4 Page - International Rectifier

Numer części IRF9140
Szczegółowy opis  TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-18A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9140 Arkusz danych(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF9140 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9140 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9140 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9140 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9140 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9140 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9140 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
IRF9140
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
13 a& b


Podobny numer części - IRF9140

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
IRF9140 SAMSUNG-IRF9140 Datasheet
508Kb / 12P
   P-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Seme LAB
IRF9140 SEME-LAB-IRF9140 Datasheet
22Kb / 2P
   P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRF9140 INTERSIL-IRF9140 Datasheet
59Kb / 7P
   -19A, -100V, 0.200 Ohm, P-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRF9140 IRF-IRF9140 Datasheet
152Kb / 7P
   Simple Drive Requirements
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF9140 ISC-IRF9140 Datasheet
290Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - IRF9140

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF5Y9540CM IRF-IRF5Y9540CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRF5NJ9540 IRF-IRF5NJ9540 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.117ohm, Id=-18A)
IRF9130 IRF-IRF9130 Datasheet
149Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-11A)
IRFY9140CM IRF-IRFY9140CM Datasheet
271Kb / 6P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-15.8A)
IRF5Y540CM IRF-IRF5Y540CM Datasheet
99Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.058ohm, Id=18A*)
IRF5Y1310CM IRF-IRF5Y1310CM Datasheet
107Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.044ohm, Id=18A*)
IRF5Y3710CM IRF-IRF5Y3710CM Datasheet
105Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.035ohm, Id=18A*)
IRF130 IRF-IRF130 Datasheet
147Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.18ohm, Id=14A)
IRF150 IRF-IRF150 Datasheet
150Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.055ohm, Id= 38A)
IRF5Y5305CM IRF-IRF5Y5305CM Datasheet
108Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-55V, Rds(on)=0.065ohm, Id=-18A*)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com