Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF9Z34NS Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRF9Z34NS
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9Z34NS Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF9Z34NS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF9Z34NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF9Z34NS/L
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
0.1
1
1 0
1 0 0
DS
20µs PU LS E W ID TH
T
= 2 5°C
c
A
-V
, Drain -to -So urce Vo ltag e (V)
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 8.0V
- 7.0V
- 6.0V
- 5.5V
- 5.0V
BOTT OM - 4. 5V
-4 .5V
1
10
100
0.1
1
10
100
DS
A
-V
, Dra in -to-So urce V oltag e (V )
VGS
TOP
- 15V
- 10V
- 8.0V
- 7.0V
- 6.0V
- 5.5V
- 5.0V
BOTT OM - 4. 5V
-4 .5V
20µs PU LSE W ID TH
T
= 1 75°C
C
1
10
100
456789
1 0
T = 2 5 °C
J
GS
A
-V
, Ga te -to -S o u rce V o ltag e (V )
V
= -2 5 V
20µs P U LS E W ID T H
DS
T = 175°C
J
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
- 6 0
- 4 0
- 2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100 120 140 160 180
J
T
, Ju nctio n T emp eratu re (°C)
A
V
= -10 V
GS
I
= -17 A
D
TJ = 25°C
TJ = 175°C


Podobny numer części - IRF9Z34NS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF9Z34NS IRF-IRF9Z34NS Datasheet
172Kb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF9Z34NS KERSEMI-IRF9Z34NS Datasheet
1Mb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF9Z34NS ISC-IRF9Z34NS Datasheet
298Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRF9Z34NS VBSEMI-IRF9Z34NS Datasheet
931Kb / 7P
   P-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
International Rectifier
IRF9Z34NSL IRF-IRF9Z34NSL Datasheet
172Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRF9Z34NS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF9Z34N IRF-IRF9Z34N Datasheet
108Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.10ohm, Id=-19A)
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFD024 IRF-IRFD024 Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.10ohm, Id=2.5A)
IRLD024 IRF-IRLD024 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.10ohm, Id=2.5A)
IRFB23N20D IRF-IRFB23N20D Datasheet
196Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)max=0.10ohm, Id=24A)
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com