Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFB11N50A Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRFB11N50A
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.52ohm, Id=11A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB11N50A Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFB11N50A Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB11N50A Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IRFB11N50A
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
12
T , Case Temperature
( C)
°
C
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Podobny numer części - IRFB11N50A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRFB11N50A VISHAY-IRFB11N50A Datasheet
159Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Jul-08
IRFB11N50A VISHAY-IRFB11N50A Datasheet
178Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRFB11N50APBF VISHAY-IRFB11N50APBF Datasheet
159Kb / 8P
   Power MOSFET
Rev. B, 21-Jul-08
IRFB11N50APBF VISHAY-IRFB11N50APBF Datasheet
178Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRFB11N50APBF-BE3 VISHAY-IRFB11N50APBF-BE3 Datasheet
178Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRFB11N50A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFIB7N50A IRF-IRFIB7N50A Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.52ohm, Id=6.6A)
448IRF IRF-448IRF Datasheet
168Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRFPC50A IRF-IRFPC50A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)max=0.58ohm, Id=11A)
IRF7467 IRF-IRF7467 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=11A)
IRF840A IRF-IRF840A Datasheet
89Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.85ohm, Id=8.0A)
IRFP460A IRF-IRFP460A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFPS37N50A IRF-IRFPS37N50A Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
IRFP450A IRF-IRFP450A Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.40ohm, Id=14A)
IRF830AS IRF-IRF830AS Datasheet
155Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=1.40ohm, Id=5.0A)
IRFP460AS IRF-IRFP460AS Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com