Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFB41N15D Arkusz danych(PDF) 5 Page - International Rectifier

Numer części IRFB41N15D
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB41N15D Arkusz danych(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRFB41N15D Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB41N15D Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
IRFB/IRFS/IRFSL41N15D
www.irf.com
5
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
VGS
+
-VDD
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
T , Case Temperature ( C)
°
C


Podobny numer części - IRFB41N15D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFB41N15D IRF-IRFB41N15D Datasheet
268Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB41N15D ISC-IRFB41N15D Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB41N15DPBF IRF-IRFB41N15DPBF Datasheet
342Kb / 13P
   HEXFET Power MOSFET
IRFB41N15DPBF IRF-IRFB41N15DPBF Datasheet
343Kb / 13P
   High frequency DC-DC converters
logo
Infineon Technologies A...
IRFB41N15DPBF INFINEON-IRFB41N15DPBF Datasheet
714Kb / 13P
   High frequency DC-DC converters
2017-04-27
More results

Podobny opis - IRFB41N15D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF3515S IRF-IRF3515S Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
IRFB23N15D IRF-IRFB23N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.090ohm, Id=23A)
IRFB33N15D IRF-IRFB33N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.056ohm, Id=33A)
IRFB52N15D IRF-IRFB52N15D Datasheet
134Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.032ohm, Id=50A)
IRF7451 IRF-IRF7451 Datasheet
209Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.09ohm, Id=3.6A)
IRFR13N15D IRF-IRFR13N15D Datasheet
128Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.18ohm, Id=14A)
IRFB61N15D IRF-IRFB61N15D Datasheet
211Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.032ohm, Id=50A)
IRFRU4105 IRF-IRFRU4105 Datasheet
144Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.045ohm, Id=27A??
IRFL4105 IRF-IRFL4105 Datasheet
168Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.045ohm, Id=3.7A)
IRF1310S IRF-IRF1310S Datasheet
361Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.04ohm, Id=41A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com