Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTA40-800B Arkusz danych(PDF) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części BTA40-800B
Szczegółowy opis  40A TRIACS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTA40-800B Arkusz danych(HTML) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  BTA40-800B Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA40-800B Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA40-800B Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA40-800B Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA40-800B Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTA40-800B Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Figure 12: RD91 Package Mechanical Data
A
E3
N2
N1
B
F
I
A1
B1
L1
A2
L2
B2
C
C2
C1
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
40.00
1.575
A1
29.90
30.30
1.177
1.193
A2
22.00
0.867
B
27.00
1.063
B1
13.50
16.50
0.531
0.650
B2
24.00
0.945
C
14.00
0.551
C1
3.50
0.138
C2
1.95
3.00
0.077
0.118
E3
0.70
0.90
0.027
0.035
F
4.00
4.50
0.157
0.177
I
11.20
13.60
0.441
0.535
L1
3.10
3.50
0.122
0.138
L2
1.70
1.90
0.067
0.075
N1
33°
43°
33°
43°
N2
28°
38°
28°
38°
Table 8: Ordering Information
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
BTA40-xxxB
BTA40xxxB
RD91
20 g
25
Bulk
BTA41-xxxBRG
BTA41xxxB
TOP3 Ins.
4.5 g
30
Tube
BTB41-xxxBRG
BTB41xxxB
TOP3
4.5 g
30
Tube
Note: xxx = voltage
Table 9: Revision History
Date
Revision
Description of Changes
Sep-2003
5
Last update.
25-Mar-2005
6
TOP3 delivery mode changed from bulk to tube.
14-Oct-2005
7
Tc values for IT changed in Table 3. ECOPACK statement
added.
BTA40, BTA41 and BTB41 Series
2014-6-16
www.kersemi.com
6


Podobny numer części - BTA40-800B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BTA40-800B STMICROELECTRONICS-BTA40-800B Datasheet
85Kb / 7P
   40A TRIACs
BTA40-800B STMICROELECTRONICS-BTA40-800B Datasheet
108Kb / 9P
   40 A standard TRIACs
BTA40-800B STMICROELECTRONICS-BTA40-800B Datasheet
106Kb / 9P
   40 A standard TRIACs
BTA40-800B STMICROELECTRONICS-BTA40-800B Datasheet
95Kb / 7P
   40A TRIACS
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA40-800B ISC-BTA40-800B Datasheet
216Kb / 2P
   isc Triacs
More results

Podobny opis - BTA40-800B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA41-800B KERSEMI-BTA41-800B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
logo
STMicroelectronics
BTA40 STMICROELECTRONICS-BTA40 Datasheet
85Kb / 7P
   40A TRIACs
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TPDV1240 TGS-TPDV1240 Datasheet
204Kb / 1P
   40A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA41-700B KERSEMI-BTA41-700B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA41-600B KERSEMI-BTA41-600B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA40-700B KERSEMI-BTA40-700B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
BTA40-600B KERSEMI-BTA40-600B Datasheet
1Mb / 6P
   40A TRIACS
logo
STMicroelectronics
80810 STMICROELECTRONICS-80810 Datasheet
95Kb / 7P
   40A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA41-600B TGS-BTA41-600B Datasheet
87Kb / 1P
   40A TRIACS
BTA41-800B TGS-BTA41-800B Datasheet
38Kb / 1P
   40A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com