Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1164-Z Arkusz danych(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

Numer części 2SD1164-Z
Szczegółowy opis  SILICON POWER TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SD1164-Z Arkusz danych(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SD1164-Z_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SD1164-Z_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SD1164-Z_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SD1164-Z_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SD1164-Z_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SD1164-Z_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SD1164-Z
Chapter Title
R07DS0254EJ0400 Rev.4.00
Page 4 of 4
Feb 24, 2011
PACKAGE DRAWING (Unit: mm)
TO-252 (MP-3Z)
12 3
4
6.5 ±0.2
4.4 ±0.2
5.0 ±0.2
0.5 ±0.1
0.5 ±0.1
2.3 ±0.2
0.5 ±0.1
Note
Note
0.15 ±0.15
2.3 ±0.3
2.3 ±0.3
Note The depth of notch at the top of the fin is from 0 to 0.2 mm.
1. Base
2. Collector
3. Emitter
4. Collector Fin


Podobny numer części - 2SD1164-Z_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SD1164-Z NEC-2SD1164-Z Datasheet
228Kb / 4P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR MP-3
logo
Renesas Technology Corp
2SD1164-Z RENESAS-2SD1164-Z Datasheet
1Mb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTOR
More results

Podobny opis - 2SD1164-Z_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comset Semiconductor
2N3441 COMSET-2N3441 Datasheet
98Kb / 2P
   SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SB1669 RENESAS-2SB1669_15 Datasheet
262Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SC2334 RENESAS-2SC2334_15 Datasheet
239Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SD2162 RENESAS-2SD2162_15 Datasheet
235Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SC2331 NEC-2SC2331 Datasheet
265Kb / 6P
   Silicon Power Transistor
2SC4342 NEC-2SC4342 Datasheet
56Kb / 8P
   Silicon Power Transistor
logo
Renesas Technology Corp
2SD1164-Z RENESAS-2SD1164-Z Datasheet
1Mb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SA1385-Z RENESAS-2SA1385-Z Datasheet
796Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SA1744 RENESAS-2SA1744 Datasheet
269Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SB1431 RENESAS-2SB1431 Datasheet
257Kb / 8P
   SILICON POWER TRANSISTOR
2SC3632-Z RENESAS-2SC3632-Z Datasheet
895Kb / 7P
   SILICON POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com