Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFPS37N50 Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRFPS37N50
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.13ohm, Id=36A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFPS37N50 Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFPS37N50 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFPS37N50 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFPS37N50A
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DSS
I AS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
DRIV E R
A
15 V
20V
25
50
75
100
125
150
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
16A
23A
36A
Fig 12d. Typical Drain-to-Source Voltage
Vs. Avalanche Current
500
520
540
560
580
0
1 02 0
3 04 0
A
av
I
, Av alan ch e Current (A)


Podobny numer części - IRFPS37N50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRFPS37N50A VISHAY-IRFPS37N50A Datasheet
156Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81368-Rev. B, 21-Jul-08
IRFPS37N50A VISHAY-IRFPS37N50A Datasheet
182Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 07-Feb-11
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFPS37N50A ISC-IRFPS37N50A Datasheet
374Kb / 3P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFPS37N50APBF IRF-IRFPS37N50APBF Datasheet
147Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.13廓 , ID = 36A )
logo
Vishay Siliconix
IRFPS37N50APBF VISHAY-IRFPS37N50APBF Datasheet
156Kb / 8P
   Power MOSFET
S-81368-Rev. B, 21-Jul-08
More results

Podobny opis - IRFPS37N50

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFPS37N50APBF IRF-IRFPS37N50APBF Datasheet
147Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 500V , RDS(on)max = 0.13廓 , ID = 36A )
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
IRF840A IRF-IRF840A Datasheet
89Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.85ohm, Id=8.0A)
IRFIB7N50A IRF-IRFIB7N50A Datasheet
96Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.52ohm, Id=6.6A)
IRFP460A IRF-IRFP460A Datasheet
95Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFB11N50A IRF-IRFB11N50A Datasheet
100Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.52ohm, Id=11A)
IRFP450A IRF-IRFP450A Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.40ohm, Id=14A)
IRF830AS IRF-IRF830AS Datasheet
155Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=1.40ohm, Id=5.0A)
IRFP460AS IRF-IRFP460AS Datasheet
115Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.27ohm, Id=20A)
IRFB13N50A IRF-IRFB13N50A Datasheet
97Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)max=0.450ohm, Id=14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com