Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRL2203NL Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRL2203NL
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=7.0mohm, Id=116A??
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL2203NL Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRL2203NL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRL2203NL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRL2203NS/IRL2203NL
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
VGS
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DSS
I AS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
175
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
24A
42A
60A
R G
IAS
0.0 1
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
D R IVER
A
15V
20V
VGS


Podobny numer części - IRL2203NL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL2203NLPBF IRF-IRL2203NLPBF Datasheet
231Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRL2203NLPBF IRF-IRL2203NLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRL2203NL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL2203N IRF-IRL2203N Datasheet
221Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=7.0mohm, Id=116A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRL3103S IRF-IRL3103S Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=12mohm, Id=64A)
IRLI2203G IRF-IRLI2203G Datasheet
328Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.010ohm, Id=52A??
IRL3803 IRF-IRL3803 Datasheet
365Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.006ohm, Id=140A??
IRLR3103 IRF-IRLR3103 Datasheet
164Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.019ohm, Id=46A??
IRFR1111 IRF-IRFR1111 Datasheet
112Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.031ohm, Id=33A??
IRL2203S IRF-IRL2203S Datasheet
173Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.007ohm, Id=100A??
IRL3803S IRF-IRL3803S Datasheet
436Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.006ohm, Id=140A??
IRFP3703 IRF-IRFP3703 Datasheet
236Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=0.0028ohm, Id=210A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com