Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRL630S Arkusz danych(PDF) 7 Page - International Rectifier

Numer części IRL630S
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL630S Arkusz danych(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRL630S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRL630S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRL630S
Fig 14. For N-Channel HEXFETS
* VGS = 5V for Logic Level Devices
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
RG
VDD
• dv/dt controlled by R
G
• Driver same type as D.U.T.
• I
SD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer
*
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet


Podobny numer części - IRL630S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
IRL630S VISHAY-IRL630S Datasheet
226Kb / 9P
   Power MOSFET
Rev. C, 30-May-11
IRL630S VISHAY-IRL630S Datasheet
265Kb / 10P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
IRL630SPBF IRF-IRL630SPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRL630SPBF VISHAY-IRL630SPBF Datasheet
265Kb / 10P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRL630STRLPBFA VISHAY-IRL630STRLPBFA Datasheet
265Kb / 10P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - IRL630S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRL630 IRF-IRL630 Datasheet
324Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, RdS(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRF630 IRF-IRF630 Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRC IRF-IRC Datasheet
229Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRFI630G IRF-IRFI630G Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=5.9A)
IRLI630G IRF-IRLI630G Datasheet
337Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=6.2A)
IRHN7230 IRF-IRHN7230 Datasheet
513Kb / 14P
   TRANSISTOR N-CHANNEL(BVdss=200V, Rds(on)=0.40ohm, Id=9.0A)
IRF630PBF IRF-IRF630PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRF630SPBF IRF-IRF630SPBF Datasheet
986Kb / 8P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on) = 0.40廓 , ID = 9.0A )
IRFPC60 IRF-IRFPC60 Datasheet
162Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.40ohm, Id=16A)
IRFP450LC IRF-IRFP450LC Datasheet
340Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.40ohm, Id=14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com