Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3211(L) Arkusz danych(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

Numer części 2SK3211(L)
Szczegółowy opis  Silicon N Channel MOS FET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK3211(L) Arkusz danych(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp 2SK3211(L)_15 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
2SK3211(L), 2SK3211(S)
Rev.4.00 May 15, 2006 page 7 of 8
Package Dimensions
10.2 ± 0.3
0.86
0.76 ± 0.1
2.54 ± 0.5
2.54 ± 0.5
+ 0.2
– 0.1
1.3 ± 0.2
4.44 ± 0.2
1.3 ± 0.15
2.49 ± 0.2
0.4 ± 0.1
1.37 ± 0.2
Previous Code
PRSS0004AE-A
LDPAK(L) / LDPAK(L)V
MASS[Typ.]
1.40g
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
Package Name
LDPAK(L)
10.2 ± 0.3
1.37 ± 0.2
4.44 ± 0.2
1.3 ± 0.15
0.1
+ 0.2
– 0.1
0.4 ± 0.1
2.49 ± 0.2
0.86
+ 0.2
– 0.1
2.54 ± 0.5
2.54 ± 0.5
1.3 ± 0.2
7.8
6.6
2.2
SC-83
1.30g
MASS[Typ.]
LDPAK(S)-(1) / LDPAK(S)-(1)V
PRSS0004AE-B
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Unit: mm
Package Name
LDPAK(S)-(1)


Podobny numer części - 2SK3211(L)_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3211 HITACHI-2SK3211 Datasheet
64Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SK3211 RENESAS-2SK3211 Datasheet
94Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK3211 RENESAS-2SK3211 Datasheet
239Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1998
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3211L HITACHI-2SK3211L Datasheet
64Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK3211L VBSEMI-2SK3211L Datasheet
915Kb / 6P
   N-Channel 200V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - 2SK3211(L)_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com