Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

JANTX2N6804 Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części JANTX2N6804
Szczegółowy opis  POWER MOSFET P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-11A)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

JANTX2N6804 Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  JANTX2N6804 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier JANTX2N6804 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier JANTX2N6804 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier JANTX2N6804 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier JANTX2N6804 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier JANTX2N6804 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Fig. 1 — Typical Output Characteristics
TC = 25°C
Fig. 2 — Typical Output Characteristics
TC = 150°C
Fig. 3 — Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 — Normalized On-Resistance Vs.Temperature
Fig. 5 — Typical Capacitance Vs. Drain-to-Source
Voltage
Fig. 6 — Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source
Voltage
JANTX2N6804, JANTXV2N6804 Device
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet


Podobny numer części - JANTX2N6804

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
JANTX2N6804 IRF-JANTX2N6804 Datasheet
149Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-11A)
JANTX2N6804 IRF-JANTX2N6804 Datasheet
153Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
JANTX2N6804 IRF-JANTX2N6804_15 Datasheet
153Kb / 7P
   Repetitive Avalanche Ratings
More results

Podobny opis - JANTX2N6804

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRHN9130 IRF-IRHN9130 Datasheet
120Kb / 4P
   TRANSISTOR P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-11A)
JANTX2N6849 IRF-JANTX2N6849 Datasheet
133Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-6.5A)
IRHF9130 IRF-IRHF9130 Datasheet
128Kb / 8P
   TRANSISTOR P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-6.5A)
IRF9130 IRF-IRF9130 Datasheet
149Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-11A)
JANTX2N6788 IRF-JANTX2N6788 Datasheet
238Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=6.0A)
IRFY9130CM IRF-IRFY9130CM Datasheet
300Kb / 6P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.3ohm, Id=-11.2A)
JANTX2N6845 IRF-JANTX2N6845 Datasheet
232Kb / 6P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.60ohm, Id=-4.0A)
IRFY9140CM IRF-IRFY9140CM Datasheet
271Kb / 6P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(BVdss=-100V, Rds(on)=0.2ohm, Id=-15.8A)
IRFI9530G IRF-IRFI9530G Datasheet
174Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-7.7A)
IRFN9240 IRF-IRFN9240 Datasheet
215Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=-200V, Rds(on)=0.51ohm, Id=-11A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com