Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N5229B Arkusz danych(PDF) 5 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

Numer części 1N5229B
Szczegółowy opis  Zener diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

1N5229B Arkusz danych(HTML) 5 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  1N5229B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5229B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5229B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5229B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 1N5229B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
Dimensions in mm
Cathode identification
φ
2.0 max.
φ
0.55 max.
4.2 max.
26 min.
26 min.
Cathode
Anode
Standard Glass Case
JEDEC DO 35
1N5221B-1N5267B
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


Podobny numer części - 1N5229B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5229B EIC-1N5229B Datasheet
38Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N5229B VISHAY-1N5229B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N5229B ZSELEC-1N5229B Datasheet
76Kb / 2P
   500mW EPITAXIAL ZENER DIODE
logo
Microdiode Electronics ...
1N5229B CHENDA-1N5229B Datasheet
184Kb / 3P
   ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
1N5229B WEITRON-1N5229B Datasheet
308Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
More results

Podobny opis - 1N5229B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com