Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC2412K Arkusz danych(PDF) 2 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

Numer części 2SC2412K
Szczegółowy opis  NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

2SC2412K Arkusz danych(HTML) 2 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  2SC2412K_15 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD 2SC2412K_15 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
Typical Characteristics
0
10
20
30
40
50
I =160
B
A
I =140
B
A
I =120
B
A
I =100
B
A
I =80
B
A
I =60
B
A
Static Characteristic
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I =40
B
A
I =20
B
A
1
10
100
1000
DC Current Gain
I (mA),COLLECTOR CURRENT
C
1000
100
10
Vc =5V
E
1
10
100
1000
Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Satruation Voltage
I (mA),COLLECTOR CURRENT
C
1000
100
10
V
(sat)
CE
I =20 I
C
B
I (mA),COLLECTOR CURRENT
C
Current Gain Bandwidth Product
Vc =5V
E
1000
100
10
1
10
100
1000
V
(V),COLLECTOR-EMMITTER VOLTAGE
CE
V
(sat)
BE
2SC2412K
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.


Podobny numer części - 2SC2412K_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Littelfuse
2SC2412KT146Q LITTELFUSE-2SC2412KT146Q Datasheet
109Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
logo
Rohm
2SC2412KT146R ROHM-2SC2412KT146R Datasheet
109Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
2SC2412K ROHM-2SC2412K_1 Datasheet
89Kb / 4P
   General purpose transistor (50V, 0.15A)
More results

Podobny opis - 2SC2412K_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
MMBC1623L6 SAMSUNG-MMBC1623L6 Datasheet
29Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY3008R FAIRCHILD-FJY3008R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3015R FAIRCHILD-FJY3015R Datasheet
290Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
BC817 FAIRCHILD-BC817_06 Datasheet
162Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
FJY3003R FAIRCHILD-FJY3003R Datasheet
291Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
PJD882 ETC-PJD882 Datasheet
184Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC2120 CDIL-CSC2120 Datasheet
87Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CD9581 CDIL-CD9581 Datasheet
113Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CSD545 CDIL-CSD545 Datasheet
182Kb / 3P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Samsung semiconductor
BCX70G SAMSUNG-BCX70G Datasheet
34Kb / 1P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N5014 SEME-LAB-2N5014 Datasheet
15Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com