Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KIA78L08BP Arkusz danych(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA78L08BP Arkusz danych(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
3 / 16 page 2000. 9. 20 3/16 KIA78L05BP/BPV~KIA78L24BP/BPV Revision No : 4 ELECTRICAL CHARACTERISTICS KIA78L06BP/BPV (Unless otherwise specified, VIN=11V, IOUT=40mA, CIN=0.33 F, COUT=0.1 F, 0 Tj 125 ) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CIRCUIT TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VOUT 1 Tj=25 5.76 6.0 6.24 V Input Regulation Reg line 1 Tj=25 8.1V VIN 21V - 50 150 mV 9.0V VIN 21V - 45 110 Load Regulation Reg load 1 Tj=25 1.0mA IOUT 100mA - 12 70 mV 1.0mA IOUT 40mA - 5.5 35 Output Voltage VOUT 1 8.1V VIN 21V, 1.0mA IOUT 40mA 5.7 - 6.3 V VIN=11V, 1.0mA IOUT 70mA 5.7 - 6.3 Quiescent Current IB 1 Tj=25 - 3.1 6.0 mA Tj=125 - - 5.5 Quiescent Current Change IB 1 9.0V VIN 20V - - 1.5 mA 1.0mA IOUT 40mA - - 0.1 Output Noise Voltage VNO 1 Ta=25 , 10Hz f 100kHz - 40 - Vrms Long Term Stability VOUT/ t 1 - 14 - mV/ 1.0kHrs Ripple Rejection Ratio RR 2 f=120Hz, 9.0V VIN 19V, Tj=25 39 47 - dB Dropout Voltage | VIN-VOUT | 1 Tj=25 - 1.7 - V Average Temperature Coefficient of Output Voltage TCVO 1 IOUT=5mA - -0.7 - mV/ |
Podobny numer części - KIA78L08BP |
|
Podobny opis - KIA78L08BP |