Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4937S Arkusz danych(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

Numer części 1N4937S
Szczegółowy opis  Fast Switching Rectifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LRC [Leshan Radio Company]
Strona internetowa  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N4937S Arkusz danych(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  1N4937S_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company 1N4937S_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
标题:
1. 弹带盒规格
单位:mm
LW
H
52编带尺寸
262±2
76±2
90±2
42编带尺寸
262±2
64±2
90±2
26编带尺寸
250±3
45±3
95±3
2.外箱规格
单位:mm
LW
H
52外箱尺寸
405±2
270±2
195±2
42外箱尺寸
412±2
282±2
295±2
26外箱尺寸
425±3
280±3
330±3
3. 按以上包装方式,编带数量和外包装箱产品数量:
R-3
DO-15
1.8K
2K(T52)
1.8K(T26)
18K
20K
32.4K
36K
50.4K
50.4K
54K
A-405 & DO-41 & R-1
3K
DO-201AD
塑封外型
T26外箱数量
84K
T52外箱数量
8K
30K
T42外箱数量
3
文件编号: WI-251
塑封生产线轴向产品包装规范
第 6 版
第 0 次修改
每根编带数量
0.8K
5.1.2 弹带盒装
L
W
H


Podobny numer części - 1N4937S_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4937S SEMTECH_ELEC-1N4937S Datasheet
151Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
1N4937S CTC-1N4937S Datasheet
48Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Frontier Electronics.
1N4937S FRONTIER-1N4937S Datasheet
126Kb / 2P
   1A FAST RECOVERY PLASTIC RECTIFIER
logo
Compact Technology Corp...
1N4937S CTC-1N4937S Datasheet
67Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
1N4937S LRC-1N4937S Datasheet
238Kb / 8P
   Fast Switching Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
More results

Podobny opis - 1N4937S_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
FR255 LRC-FR255_15 Datasheet
206Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR255P LRC-FR255P_15 Datasheet
206Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR256 LRC-FR256_15 Datasheet
206Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR302 LRC-FR302_15 Datasheet
193Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR305 LRC-FR305_15 Datasheet
193Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR306 LRC-FR306_15 Datasheet
193Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR103 LRC-FR103_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR107 LRC-FR107_15 Datasheet
197Kb / 3P
   Fast Switching Rectifiers
FR157P LRC-FR157P_15 Datasheet
206Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR204 LRC-FR204_15 Datasheet
206Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
FR105P LRC-FR105P_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com