Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM5100AF-E Arkusz danych(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

Numer części SM5100AF-E
Szczegółowy opis  Schottky Barrier Rectifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LRC [Leshan Radio Company]
Strona internetowa  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM5100AF-E Arkusz danych(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM5100AF-E_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Title :
5.1.1 Reel Packing
A. Reel Spec
unit:mm
AB
C
W
177.0±2.0
54.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
177.0±2.0
50.0±0.5
13.0±0.5
9.4±1.5
177.0±2.0
50.0±0.5
13.0±0.5
9.4±1.5
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
B. 13" reel packing box
unit:mm
ABC
size
335±5.0
335±2.0
40±1.0
as per above packing
Q'ty/Box
10K
10K
3K
SMB-FL 13" reel
5K
SMB-FL 13" reel
Spec
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Pa cking Spec
Version: 5
Modification: 0
Page:
2
5.1 、SMD Packing Reel Spec & Packing Quantity
SOD323HE 7" reel
SPEC
Quantity/Reel
SMA-FL 7" reel
3K
TO277 13" reel
5K
SOD123FL 7" reel
3K
TO277 13" reel


Podobny numer części - SM5100AF-E_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100AF SECOS-SM5100AF Datasheet
242Kb / 2P
   20V ~200V 5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
First Silicon Co., Ltd
SM5100AF FS-SM5100AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5100AF AITSEMI-SM5100AF Datasheet
416Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
SM5100AF LRC-SM5100AF_15 Datasheet
308Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Podobny opis - SM5100AF-E_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com