Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1656A Arkusz danych(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1656A
Szczegółowy opis  SAW Filter 847 MHz 30MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1656A Arkusz danych(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1656A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1656A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
F. Frequency Characteristics :
1. S21 Response (span 2250MHz): 1. S21 Response (span 2170MHz):
2. S21 Response (span 200MHz):


Podobny numer części - TA1656A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1656A GOLLEDGE-TA1656A Datasheet
281Kb / 6P
   SAW Filter 847.0MHz
More results

Podobny opis - TA1656A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1655A TAI-SAW-TA1655A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 806 MHz 30MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1255A TAI-SAW-TA1255A Datasheet
172Kb / 8P
   SAW Filter 2185MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=30MHz)
TA2412A TAI-SAW-TA2412A Datasheet
794Kb / 8P
   SAW Tx Filter 718 MHz Band 28 SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2475A TAI-SAW-TA2475A Datasheet
448Kb / 8P
   SAW Filter 773 MHz Band 28 Rx SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2413A TAI-SAW-TA2413A Datasheet
815Kb / 9P
   SAW Tx Filter 733 MHz Band 28 SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2474A TAI-SAW-TA2474A Datasheet
448Kb / 8P
   SAW Filter 788 MHz Band 28 Rx SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2042A TAI-SAW-TA2042A Datasheet
508Kb / 9P
   SAW Filter 847 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=30 MHz)
TA0714A TAI-SAW-TA0714A Datasheet
159Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2 MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1343D TAI-SAW-TA1343D Datasheet
307Kb / 8P
   SAW Filter 1583 MHz (BW 46.79MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TA1775A TAI-SAW-TA1775A Datasheet
469Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=5 MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com