Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7489DP Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7489DP
Szczegółowy opis  P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7489DP Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7489DP_15 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7489DP_15 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73436
S09-0271-Rev. C, 16-Feb-09
Vishay Siliconix
Si7489DP
TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
1.0
1.2
1
10
40
0.00
0.2
0.4
0.6
0.8
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
23456
789
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
ID = 7.8 A
0
20
35
5
10
Time (s)
25
15
30
0.01
0.1
1
10
100
1000
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
100
1
0.1
1
10
1000
0.001
10
0.1
Limited by
RDS(on)*
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
0.01
100
1 ms
10 ms
100 ms
DC
1 s
10 s
TA = 25 °C
Single Pulse
100 µs


Podobny numer części - SI7489DP_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7489DP VISHAY-SI7489DP_13 Datasheet
155Kb / 9P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Feb-09
More results

Podobny opis - SI7489DP_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM10P10-530I ANALOGPOWER-AM10P10-530I Datasheet
318Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS71DN VISHAY-SISS71DN Datasheet
254Kb / 9P
   P-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Jul-16
logo
Analog Power
AM20P10-300D ANALOGPOWER-AM20P10-300D Datasheet
315Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7457DP VISHAY-SI7457DP Datasheet
317Kb / 13P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Feb-09
SUP40P10-43 VISHAY-SUP40P10-43 Datasheet
106Kb / 6P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Oct-09
logo
Analog Power
AM2373P ANALOGPOWER-AM2373P Datasheet
301Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7413P ANALOGPOWER-AM7413P Datasheet
409Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM20P10-205D ANALOGPOWER-AM20P10-205D Datasheet
399Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM10P10-530D ANALOGPOWER-AM10P10-530D Datasheet
341Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7411P ANALOGPOWER-AM7411P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com