Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7617DN Arkusz danych(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7617DN
Szczegółowy opis  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7617DN Arkusz danych(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7617DN_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7617DN_15 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
Package Information
www.vishay.com
Vishay Siliconix
Revison: 26-Jan-15
1
Document Number: 71656
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
PowerPAK® 1212, (Single/Dual)
DIM.
MILLIMETERS
INCHES
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
0.79
1.12
0.031
0.044
A1
0
0.05
0
0.002
b
0.23
0.41
0.009
0.016
c
0.13
0.33
0.005
0.013
D
3.00
3.61
0.118
0.142
D1
2.95
3.21
0.116
0.126
D2
1.98
2.70
0.078
0.106
D4
0.31 TYP.
0.012 TYP.
E
3.00
3.61
0.118
0.142
E1
2.95
3.21
0.116
0.126
E2
1.47
2.21
0.058
0.087
E3
1.75
1.98
0.069
0.078
E4
0.535 TYP.
0.021 TYP.
e
0.65 BSC
0.026 BSC
K
0.61
0.024
K1
0.35
0.014
H
0.15
0.51
0.006
0.020
L
0.15
0.56
0.006
0.022
L1
0.051
0.204
0.002
0.008
θ
12°
12°
W
0.15
0.36
0.006
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: C15-0077-Rev. K, 26-Jan-15
DWG: 5882
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs
1.
Notes:
2
Inch will govern
Dimensions exclusive of mold gate burrs
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D1
D2
E1
45
1
8
4
3
H
2
1
θ
θ
E2
L
4
3
2
1
A1
Z
K
W
E3
E4
HK
E4
E2
L
E3
L1
2
2
E
H


Podobny numer części - SI7617DN_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7617DN-T1-GE3 VISHAY-SI7617DN-T1-GE3 Datasheet
581Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-09
SI7617DN VISHAY-SI7617DN_V01 Datasheet
622Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7617DN_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com