Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA1690A Arkusz danych(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA1690A
Szczegółowy opis  SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1690A Arkusz danych(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1690A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1690A Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
7
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
Source Impedance: 50
Load Impedance: 100
E.OUTLINE DRAWING:
Pin Description
B, E
Ground
A
Input
C,D
Balanced Output
Marking Descriptions
D
Series Number
X
Date Code(Year+Month)
D X


Podobny numer części - TA1690A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1690A GOLLEDGE-TA1690A Datasheet
190Kb / 8P
   SAW Filter 881.50MHz
logo
Transko Electronics, In...
TA1690AM1 TRANSKO-TA1690AM1 Datasheet
362Kb / 4P
   Wireless, Balanced RF SAW Filter
Revision 0: December 2004
More results

Podobny opis - TA1690A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2568A TAI-SAW-TA2568A Datasheet
421Kb / 9P
   SAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2471B TAI-SAW-TA2471B Datasheet
541Kb / 8P
   SAW Filter 1176.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2522ATCA TAI-SAW-TA2522ATCA Datasheet
900Kb / 7P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2392ATCA TAI-SAW-TA2392ATCA Datasheet
707Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2392ATCB TAI-SAW-TA2392ATCB Datasheet
485Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TF0089A TAI-SAW-TF0089A Datasheet
350Kb / 13P
   Duplexer 836.5/881.5MHz 25MHz BW SMD 2.0횞1.6 mm
TA1811D TAI-SAW-TA1811D Datasheet
414Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
TA1816B TAI-SAW-TA1816B Datasheet
428Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1411 (25MHz BW)
TA1811DN TAI-SAW-TA1811DN Datasheet
228Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1109 (25MHz BW)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com