Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KML0D6NP20EA Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KML0D6NP20EA
Szczegółowy opis  N and P-Ch Trench MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KML0D6NP20EA Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KML0D6NP20EA_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KML0D6NP20EA_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KML0D6NP20EA_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KML0D6NP20EA_15 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KML0D6NP20EA_15 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KML0D6NP20EA_15 Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2014. 3. 31
2/6
KML0D6NP20EA
Revision No : 4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
BVDSS
ID=250μ
A, VGS=0V
N-Ch
20
-
-
V
ID=-250μ
A, VGS=0V
P-Ch
-20
-
-
Drain Cut-off Current
IDSS
VGS=0V, VDS=16V
N-Ch
-
0.3
100
nA
VGS=0V, VDS=-16V
P-Ch
-
-0.3
-100
Gate Leakage Current
IGSS
VGS=±4.5V, VDS=0V
N-Ch
-
±0.5
±1.0
μA
P-Ch
-
±1.0
±2.0
Gate Threshold Voltage
Vth
VDS=VGS, ID=250μ
A
N-Ch
0.45
-
1.0
V
VDS=VGS, ID=-250μ
A
P-Ch
-0.45
-
-1.0
Drain-Source ON Resistance
RDS(ON)*
VGS=4.5V, ID=600mA
N-Ch
-
0.41
0.70
VGS=-4.5V, ID=-350mA
P-Ch
-
0.80
1.20
VGS=2.5V, ID=500mA
N-Ch
-
0.53
0.85
VGS=-2.5V, ID=-300mA
P-Ch
-
1.20
1.60
VGS=1.8V, ID=350mA
N-Ch
-
0.70
1.25
VGS=-1.8V, ID=-150mA
P-Ch
-
1.80
2.70
ON State Drain Current
ID(ON)*
VGS=4.5V, VDS=5V
N-Ch
700
-
-
mA
VGS=-4.5V, VDS=-5V
P-Ch
-700
-
-
Forward Transconductance
gfs*
VDS=10V, ID=400mA
N-Ch
-
1.0
-
S
VDS=-10V, ID=-250mA
P-Ch
-
0.4
-
Source-Drain Diode Forward
Voltage
VSD*
IS=150mA, VGS=0V
N-Ch
-
0.8
1.2
V
IS=-150mA, VGS=0V
P-Ch
-
-0.8
-1.2
Dynamic
Total Gate Charge
Qg*
N-Ch
: VDS=10V, ID=250mA, VGS=4.5V
P-Ch
: VDS=-10V, ID=-250mA, VGS=-4.5V
N-Ch
-
750
-
pC
P-Ch
-
1500
-
Gate-Source Charge
Qgs*
N-Ch
-
75
-
P-Ch
-
150
-
Gate-Drain Charge
Qgd*
N-Ch
-
225
-
P-Ch
-
450
-
Turn-on Delay time
td(on)*
N-Ch
: VDD=10V, ID=200mA,
VGS=4.5V, RG=10Ω
P-Ch
: VDD=-10V, VGS=-4.5V,
ID=-200mA, RG=10Ω
N-Ch
-
5
-
ns
P-Ch
-
5
-
Turn-off Delay time
td(off)*
N-Ch
-
25
-
P-Ch
-
35
-
Note 2) *Pulse test : Pulse width
≤300㎲, Duty Cycle≤2%.


Podobny numer części - KML0D6NP20EA_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KML0D6NP20EA KEC-KML0D6NP20EA Datasheet
64Kb / 6P
   N and P-Ch Trench MOSFET
More results

Podobny opis - KML0D6NP20EA_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KMA7D0NP30Q KEC-KMA7D0NP30Q Datasheet
92Kb / 8P
   N and P-CH Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA_15 Datasheet
400Kb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB6D0NP40QA KEC-KMB6D0NP40QA Datasheet
867Kb / 8P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA_11 Datasheet
1Mb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KML0D6NP20EA KEC-KML0D6NP20EA Datasheet
64Kb / 6P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB7D0NP30QA KEC-KMB7D0NP30QA Datasheet
497Kb / 9P
   N and P-Ch Trench MOSFET
KMB3D5PS30QA KEC-KMB3D5PS30QA Datasheet
469Kb / 5P
   SBD and P-Ch Trench MOSFET
KMD7D5P40QA KEC-KMD7D5P40QA_15 Datasheet
796Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMA2D4P20SA KEC-KMA2D4P20SA_15 Datasheet
595Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMB010P30QA KEC-KMB010P30QA_15 Datasheet
741Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com