Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTA1271 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KTA1271
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1271 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1271 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1271 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1998. 12. 26
2/2
KTA1271
Revision No : 2
0
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I
- V
10
2k
-30
-10
-3
-1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
h
- I
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-200
-400
-600
-800
-1k
COMMON EMITTER
Ta=25 C
I =-1mA
B
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
FE
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-1
-3
-100
-30
C
-0.01
V
- I
CE(sat)
C
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
-1
-0.2
BE
I
- V
C
BE
-100
-300
-1k
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V
=-1V
CE
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
-300
-1k
-10
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
-3
COMMON EMITTER
I /I =25
C B
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-3
-5
-10
-30
-50
-100
-300
-500
-1k
COMMON
EMITTER
V
=-1V
CE
500
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
25
50
75
100
125
150
175
525
550
575
600
625
650


Podobny numer części - KTA1271

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1271 KEC-KTA1271 Datasheet
230Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH CURRENT)
KTA1271 KEC-KTA1271 Datasheet
20Kb / 1P
   TO-92 PACKAGE
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
KTA1271 TGS-KTA1271 Datasheet
102Kb / 1P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors (PNP)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
KTA1271 FOSHAN-KTA1271 Datasheet
1Mb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTA1271 JIANGSU-KTA1271 Datasheet
202Kb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Podobny opis - KTA1271

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com